Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 22 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 22 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-22-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
上增益选择,它还可以决定器件的输出噪声(以及有效分辨率)
滤波器第 1 个凹口发生的频率由下列关系式决定:
滤波器第 1 个凹口频率=(
fCLKIN∕128)∕code
其中 code 是位 FSO 至 FS11 中代码的十进制等效值,其范围为 19 至 4000.在 2.4576MHz 的
额定频率
fCLKIN 下,第一个凹口频率的范围从 4.8Hz 至 1.01kHz。为了确保 TM7714 正常工
作,装入这些位的代码值必须在此范围内。不这样做将导致器件的工作不确定。改变滤波器
凹口频率一级所选的增益会影响分辨率(或有效转换时间)等于为滤波器第一个凹口所选择
的频率。例如,如果滤波器的第一个凹口频率选择为 50Hz,那么,可以以 50Hz 的速率使用
新的字或每 20ms 有新的字可供使用。如果第一个凹口频率为 1kHz,那么每 1ms 有新的字可
供使用。
对满刻度阶跃输入改变量,滤波器稳定时间最差为 4×1∕(输出数据速率)。例如,在
第 1 个滤波器凹口为 50Hz 的情况下,对满刻度阶跃输入该变量滤波器的稳定时间最大为
80ms。通过使阶跃输入改变与数字滤波器的复位同步,此稳定时间可以减至 3×1∕(输出
数据速率)
。换言之,如果阶跃输出与 SYNC 输入为低电平或 FSYNC 位为高一起发生,那么稳
定时间将为从 SYNC 输入为低电平或 FSYNC 返回低起 3×1∕(输出数据速率)
。如果发生通
道改变,那么因为请求改变通道时,器件发出内部 SYNC 命令,所以不管 SYNC 或 FSYNC 状态
如何,稳定时间均为 3×1∕(输出数据速率)-3dB 频率依照下列关系式由编程的第一个凹
口频率决定:
滤波器-3dB 频率=0.262 ×滤波器第一个凹口频率
十四、数据寄存器 (RS2、RS1、RS0 = 0、1、1)
数据寄存器是一个
24 位只读寄存器,它包含了来自 TM7707/8 最新的转换结果。如
果通信寄存器将器件设置成对该寄存器写操作,则必定会实际上发生一次写操作以使器件
返回到准备对通信寄存器的写操作,但是向器件写入的
24 位数字将被 TM7707/8 忽略。
十五、测试寄存器
(
RS2、RS1、RS0 = 1、0、0);上电/复位状态 :00 Hex
测试寄存器用于测试器件时。建议用户不要改变测试寄存器的任何位的默认值 (上电
或复位时自动置入全
0),否则当器件处于测试模式时,不能正确运行。
十六、零标度校准寄存器
(
RS2、RS1、RS0 = 1、1、0);上电/复位状态:1F4000 Hex
TM7707/8 包含几组独立的零标度寄存器,每个零标度寄存器负责一个输入通道。它
们皆为
24 位读/写寄存器,24 位数据必须被写之后才能传送到零标度校准寄存器。零标度
寄存器和满标度寄存器连在一起使用,组成一个寄存器对。每个寄存器对对应一对通道,见
表
7。当器件被设置成允许通过数字接口访问这些寄存器时,器件本身不再访问寄存器系数
以使输出数据具有正确的尺度。结果,在访问校准寄存器 (无论是读
/写操作)后,从器件
读得的第一个输出数据可能包含不正确的数据。此外,数据校准期间,校准寄存器不能进行
写操作。这类事件可以通过以下方法避免:在校准寄存器开始工作前,将模式寄存器的
FSYNC 位置为高电平,任务结束后,又将其置为低电平。
十七、满标度校准寄存器
(
RS2、RS1、RS0 = 1、1、1);上电/复位状态:5761AB Hex



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com