Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7708 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-3-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
五、引脚功能
编号
名
称
功
能
1
SCLK
串行时钟,施密特逻辑输入。将一个外部的串行时钟加于这一
输入端口,以访问
TM7707/TM7708 的串行数据。该串行时钟
可以是连续时钟以连续的脉冲串传送所有数据 。反之 ,它也
可 以 是 非 连 续 时 钟
, 将 信 息 以 小 批 型 数 据 发 送 给
TM7707/TM7708
2
MCLK IN
为转换器提供主时钟信号。能以晶体
/谐振器或外部时钟的形式
提供。晶体
/谐振器可以接在 MCLK IN 和 MCLK OUT 二引
脚之间。此外,
MCLK IN 也可用 CMOS 兼容的时钟驱动,
而
MCLK OUT 不连接。时钟频率的范围为 500kHz~5MHz
3
MCLK OUT
当主时钟为晶体
/谐振器时,晶体/谐振器被接在 MCLK IN 和
MCLK OUT 之间。如果在 MCLK IN 引脚处接上一个外部时钟,
MCLK OUT 将提供一个反相时钟信号。这个时钟可以用来为外
部电路提供时钟源,且可以驱动一个
CMOS 负载。如果用户
不需要,
MCLK OUT 可以通过时钟寄存器中的 CLK DIS 位关
掉。这样,器件不会在
MCLK OUT 脚上驱动电容负载而消耗
不必要的功率
4
CS
片选,低电平有效的逻辑输入,选择
TM7707/TM7708。将该
引脚接为低电平,
TM7707/8 能以三线接口模式运行 (以
SCLK、DIN 和 DOUT 与器件接口)。在串行总线上带有多个器
件 的 系 统 中 , 可 由
CS 对 这 些 器 件 作 出 选 择 , 或 在 与
TM7707/TM7708 通信时,CS 可用作帧同步信号
5
RESET
复位输入。低电平有效的输入,将器件的控制逻辑、接口逻辑、
校准系数、数字滤波器和模拟调制器复位至上电状态
6
AIN2(+)[AIN1]
对于
TM7707,差分模拟输入通道 2 的正输入端。对于 TM7708,
模拟输入通道
1 的输入端
7
AIN1(+)[AIN2]
对于
TM7707,差分模拟输入通道 1 的正输入端。对于 TM7708,
模拟输入通道
2 的输入端
8
AIN1(-)[COMMON]
对于
TM7707,差分模拟输入通道 1 的负输入端;对于 TM7708,
COMMON 输入端,模拟通道 1、2、3 的输入以此输入端为基
准
9
REF IN(+)
基准输入端。
TM7707/TM7708 差分基准输入的正输入端。基
准输入是差分的,并规定
REF IN(+)必须大于 REF IN(-)。
REF IN (+)可以取 VDD 和 GND 之间的任何值
10
REF IN(-)
基准输入端。
TM7707/TM7708 差分基准输入的负输入端。REF
IN(- )可以取 VDD 和 GND 之间的任何值,且满足 REF IN(+ )
大于
REF IN (- )
11
AIN2(-)[AIN3]
对于
TM7707,差分模拟输入通道 2 的负输入端。对于 TM7708,
模拟输入通道
3 输入端
12
逻辑输出。这个输出端上的逻辑低电平表示可从
TM7707 和



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com