Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 25 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 25 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-25-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
二十、模拟输入
TM7707 包括 2 个模拟输入对,即 AIN(+), AIN (-)和 AIN2(+),AIN2(-)。输
入对提供可编程增益、可处理单、双极性输入信号的差分输入通道。应注意,双极性输入信
号以各自的
AIN(- )端为参考。 TM7707 包括 3 个伪差分模拟输入对,AIN 1 、AIN2 和
AIN3,这些输入对以器件的 COMMON 输入端为参考。
在非缓冲模式下,共模输入范围是从
GND 到 VDD。模拟输入电压的绝对值处在
GND-30mV 和 VDD+30mV 之间。这就表明器件可以处理所有增益的单、双极性输入信号。
25℃时,在不使性能下降的情况下,模拟输入可以达到绝对电压 GND-200mV,但漏电流
(
leakage -current )随温度上升而显著增大。在缓冲模式下,模拟输入端能处理更大的电
源阻抗,但绝对输入电压范围被限制在
GND+50 mV 到 VDD+30mV 之间,它还限制共模输
入范围。这就是说,在缓冲模式下,双极性输入范围的容许增益要受到限制。须仔细设置共
模电压和输入电压范围,以确保它们不超出上述极限,否则,器件的线性性能将会降级。
非缓冲模式下,模拟输入端直接连接
7pF 的采样电容器,CSAMP 。直流输入漏电流的
最大值为
1nA。其结果是,模拟输入端连接了一个以输入采样速率转换的动态负载 (见图
11 )。采样速率取决于主时钟频率和选定的增益值。在每个输入循环中,CSAMP 由 AIN (+)
充电,然后向
AIN(-)放电。开关的有效接通电阻(RSW)的典型值是 7kΩ。
每个输入采样周期,
CSAMP 必须通过 RSW 和外部电源阻抗为其充电。所以在非缓冲模式
下,源阻抗意味着对
CSAMP 较长的充电时间,这可能导致器件的增益误差。表 14 列出了非
缓冲模式下,容许的外部电阻
/ 电容值。说明:表中的电容值是外部电容值加上器件引脚和
引脚支架的
10 pF 电容的总和。
图
11
非缓冲模拟输入结构
表
14
无
16 位增益误差的外部电阻及电容值 (非缓冲模式)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com