Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 31 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 31 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-31-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
偿。系统校准执行和自校准一样的斜率系数计算,但用的电压值是系统对
AIN 输入端用于
零和满标度校准的电压值。
系统校准的全过程分两个步骤进行,首先是
ZS 系统校准,接着进行 FS 系统校准。对
于一次整个系统校准,零标度点必须在校准一开始首先被送到转换器,并且,需保持稳定直
到校准结束。
ZS 系统校准
系统的零标度电压值一经设定,通过向设置寄存器的
MD1 和 MD0 写入 (1,0 ),就
开始
ZS 系统校准。零标度系统校准在选定的增益下进行。零标度校准持续时间是 3 ×1/
输出速率。在校准过程中,
MDO 和 MD1 以及 DRDY 的变化情况和自校准中的变化情况相
似。不过,从校准命令发出至
DRDY 变成低电平所需时间是 4 ×1/输出速率
FS 系统校准
零标度点校准后,将满标度电压值施加给
AIN 端,然后向 MD1 和 MD0 分别写入 (1,
1 ),FS 系统校准就开始了。同样,在校准开始之前,必须设定满标度电压值,并且在整
个校准过程中,使之保持稳定。校准过程中,
MDO 和 MD1 以及 DRDY 的变化过程同 ZS
系统校准过程。
在单极性模式下,系统校准是在转换函数的两个端点之间完成;在双极性模式下,它是
在中标度 (零差分电压 )和正的满标度之间完成。
系统校准是分二步进行的,在全系统的校准序列已经完成之后,偏移和增益校准能自动
执行,以调节系统零基准点或系统增益。校准系统偏移或增益两个参数中的任何一个,不会
影响另一个。
当器件在非缓冲模式下使用时,系统校准还可以用来消除模拟输入端由电源阻抗引入的
任何误差。模拟前端一个简单的
R、C 反重叠滤波器就可能在模拟输入电压引入增益误差,
但是系统校准可以消除这种误差。
三十二、输入范围和偏移的限制
无论何时应用系统校准模式,偏移量和输入电压范围总是有限的。而决定偏移量和可调
节的增益范围的主要要求是:正满标度输入电压的最大值 <
1.05 ×VDEF/GAIN ,这可使输
入电压极限值高于额定值
5%。TM7707/8 的模拟调制器的最大容限 (headroom )确保器
件在超出额定电压
5%的情况下仍能正常工作。
在单极性
/双极性模式下,输入范围的最小值为 0.8 ×VREF/GAIN ,最大值为 2.1 ×
VREF/GAIN ,但是这一范围还得考虑正满标度的极限值。可调偏移量取决于器件用的是单
极性模式还是双极性模式。同样,偏移量要考虑正满标度的极限值。在单极性模式下,负偏
移有相当大的灵活性。在选择系统的零标度和满标度的极限值时,必须确保偏移量与输入范
围的和不超过
1.05 ×VREF/GAIN 。关于这点最好的说明是看以下几个例子。
如果器件用于单极性模式,需要的输入范围是
0.8 ×VREF/GAIN ,则系统校准可以设
置的偏移范围从
- 1.05 ×VREF/GAIN 至+0.25 ×VREF/GAIN 。如果器件用于单极性模式,
需要的输入范围是
1 ×VREF/GAIN ,则系统校准可以设置的偏移范围为-1.05 ×VREF/GAIN
至
0.05 ×VREF/ GAIN 。同样地,如果器件用于单极性模式而要求除去 0.2 ×VREF/GAIN
的偏移,则系统校准可将输入范围置为
0.85 ×VREF/GAIN 。
如果器件用于双极性模式,需要的输入范围是
±0.4 ×VREF /GAIN ,则系统校准可设置
的偏移范围从
- 0.65 ×VREF /GAIN 至+0.65 ×VREF /GAIN 。如果器件用于双极性模式,需要
的输入范围是盫 REF /GAIN ,则系统校准可设置的偏移范围从-0.05 ×VREF /GAIN 至+0.05
×VREF /GAIN 。同样地,如果器件用于双极性模式,而要求除去±0.2 ×VREF /GAIN 的偏移,



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com