Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 35 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 35 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 37Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-35-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
四十一、电源电流
TM7707/8 的电流消耗随电源电压 (2.7V~5.25V )而变化。在器件内部有一个电流增
高位,它使电流随工作条件而设置。这影响着模拟电路的电流。图
15 给出了 fCLKIN =1MHz
和
fCLKIN=2.4576MHz 时 IDD 随 VDD 而变化的典型曲线图 (+25℃)。由图 15 可知,IDD 随
VDD 的减小而减小。通过使用外部主时钟或当使用片内振荡器电路时,通过优化外部元件
可以使电源电流减小。图
3、4、6 和 7 显示了 IDD 随增益、VDD 和时钟频率变化的曲线。
四十二、接地及布线
由于模拟输入和基准输入是差分的,模拟调制器的大部分电压都是共模电压。
TM7707/8
的良好的共模抑制性能能消除这些共模输入信号里的共模噪声。数字滤波器能抑制供电电源
产生的除了调制器采样频率整数倍的频率以外的宽带噪声。此外,数字滤波器还能消除模拟
和基准输入信号里的噪声不使模拟调制器饱和。总之,
TM7707/8 比传统的高分辨率的转换
器更能不受噪声的干扰。但是,由于它的分辨率太高,而要求噪声电平太小,所以必须注意
接地和电路布线。
TM7707 的印制板电路必须按规格设计,以确保模拟区和数字区分开并各自限定在电路
板上的一定区域。利用接地平面可以很容易地将它们分开。最好用腐蚀技术做接地平面,因
为这样能使屏蔽性能最好。应只在一个地方将模拟和数字接地平面连接在一起,以避免出现
接地环路。在系统中多个器件需要
AGND-DGND 连接的应用中,TM7707 的模拟和数字接
地平面应在尽量靠近
TM7707 的 GND 的星型接地点连接。
应避免在器件下面走数字线,因为这样会造成片内噪声成倍增加。模拟接地平面应布在
器件下面。
TM7707/8 的电源线应用足够粗的以便降低线路阻抗,同时减少电源供电线的尖
峰信号的影响。象主时钟类的快速跳变信号应用数字接地屏蔽,以免将噪声辐射到电路的其
它部分。时钟信号不能在模拟输入信号附近通过。模拟信号和数字信号之间应避免相互交叉。
电路板两面的线路应走成直角,这样可以降低电路板的馈通效应。采用微带线技术是最好的
了,不过我们并不总是可以使用双面电路板的。应用这项技术时,电路板上有元件的一边放
在接地平面上,信号则放在电路板上焊接的一边。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com