Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 24 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 24 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-24-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
时允许器件接受
0mV~+20mV 和 0V~+2.5V 之间的单极性信号或±20mV 至±2.5V 范围内的
双极性信号。基准电压为
1.225V 时,在单极性模式下,输入范围是 0mV~+10 mV 至
0V~±1.225V,双极性模式下,输入范围是 ±10mV~±1.225V。说明:对 TM7707 而言双极
性输入范围是相对于
AIN(- )的,对 TM7708 而言是相对于 COMMON 的而不是对 GND
的。
输入到模拟输入端的信号被持续采样,采样频率由主时钟
MCLK IN 的频率和选定的增
益决定。电荷平衡
A/D 转换(Σ- Δ 调制器)将采样信号转化为占空比包含数字信息的数字
脉冲链。模拟输入端的可编程增益功能配合
Σ- Δ 调制器,修正输入的采样频率,以获得更
高的增益。
Sinc3 低通数字滤波器处理 Σ- Δ 调制器的输出并以一定的速率更新输出寄存器,
这速率由滤波器第一个陷波的频率决定。输出数据可以从串行端口上随机地或周期性地读
出,读出速率可为不超过输出寄存器更新速率的任意值。数字滤波器的第一个陷波频率 (以
及
-3dB 频率)可以通过设置寄存器的 FS0 和 FS1 编程。当主时钟的频率为 2.4576MHz 时,
第一陷波频率的可编程范围为
50Hz~500Hz ,-3dB 频率的范围为 13.1Hz~131Hz。主时钟
频率为
1 MHz 时,第一陷波频率的可编程范围为 20Hz~200Hz ,-3dB 频率的范围为
5.24Hz~52.4Hz。
图
10 是 TM7707 的基本连接电路图,如图所示,模拟电压为+5V;精密的+2.5V 基准
电压
AD780 为器件提供基准源。在数字信号这边,器件被配置成三线工作,CS 接地。石
英晶体或陶瓷谐振器提供主时钟源。在绝大多数情况下,需要在晶体或谐振器上连接一个电
容器以保证在基本工作频率的泛音时,不产生振荡。电容器的电容值随制造商的要求而变化。
此配置同样适用于
TM7708。
图
10
TM7707 的基本连接电路图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com