Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 26 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 26 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-26-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
缓冲模式下,从模拟输入端看入的是片内缓冲放大器的高阻抗输入级,
CSAMP 通过缓冲
放大器充电,这样,电源阻抗就不影响
CSAMP 的充电。缓冲放大器有 1nA 的偏移漏电流。
在这种缓冲模式下,大电源阻抗会导致小的直流偏移电压,但不会引起增益误差。
二十一、输入采样率
TM7707/8 的调制器的采样频率维持在 fCLKIN/128(19.2kHz 时,fCLKIN= 2.4576MHz),而
与增益选择无关。但是,大于
1 的增益是通过在每个调制器周期中多重输入采样以及基准
电容与输入电容之比的倍数,两者组合得到的。作为多重采样的结果,输入采样率随选定的
增益而变化 (见表
15)。在缓冲模式下,输入端在接到输入采样电容器之前就已经得到缓
冲;非缓冲模式下,模拟输入端直接连到采样电容器,有效输入阻抗是
1/CSAMP×fS , CSAMP
为输入采样电容器,
fS 是输入采样率。
表
15
输入采样频率与增益的关系
二十二、单极性
/双极性输入
无论是单极性还是双极性电压,
TM7707/7708 的模拟输入端都能接受。双极性输入并
不表示器件能够处理模拟输入端的负电压,因为模拟输入电压不能小于
-30mV,以确保器件
的正常工作。输入通道是全差分的。因此,对于
TM7707,AIN(+)输入电压以各自的 AIN 1(-)
为基准;对于
TM7708,加到模拟输入通道的电压以 COMMON 为基准。例如,若 AIN
1(-)=2.5V,单极性输入,增益为 2,VREF = +2.5V , 那么 AIN 1(+)端的输入电压范围是
+2.5~+3.75V;若 AIN 1 (-)=+2.5V,TM7707 配置成双极性输入,增益为 2,VREF=+2.5V,
那么
AIN 1(+)端的模拟输入电压范围是+1.25~+3.75V (也就是 2.5V ±1.25V )。选择单
极性还是双极性输入是由设置寄存器的
B /U 位来决定的。无论是在单极性还是双极性输
入状态下工作,都不改变任何输入信号的状态,它只改变输出数据的代码和转换函数上的校
准点。
二十三、基准输入
REFIN(+)和 REFIN(-)为 TM7707/8 提供差分基准输入功能,差分输入的共模范



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com