Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 29 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 29 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-29-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
FREQUENCY
Hz
图
12
TM7707 滤波器的频率响应
由于
TM7707/8 包含这个片内低通滤波,其稳定时间与输入阶跃功能有关,而输出端的
数据直到稳定时间消逝以后才有效。稳定时间依赖于为滤波器选定的输出速率。满标度阶跃
输入时滤波器的稳定时间可以高达输出数据周期的四倍。对于同步阶跃输入 (使用
FSYC
功能)稳定时间是输出数据周期的
3 倍。
二十七、后置滤波 (
post-filtering)
当
fclkin 为 2.4576 MHz 时,片上调制器提供 19.2kHz 的采样输出速率。然后,片内的
数字滤波器对这些采样进行取样后,提供一定输出速率的数据。因为输出速率比
Nyguist
标准要高,所以对于给定了带宽和噪声性能的应用来说,这一输出速率能满足大多数应用要
求。但对于有些在给定带宽和噪声性能时需要更高的输出速率的特殊应用来说,则要在
TM7707/8 的数字滤波器之后配置后置滤波功能。例如,若带宽要求是 7.86Hz ,而所需的
更新率是
100Hz ;则由于当数据的输出速率为 100Hz 时给出的-3dB 带宽是 26.2Hz。后
置滤波可以应用在这种场合,它可以将带宽减小至
7.86Hz ,同时减小了输出噪声,而保持
输出率仍为
100Hz。后置滤波还可以用来降低带宽小于 13.1Hz 的器件产生的输出噪声,增
益为
128,带宽为 13.1Hz 时,输出噪声的均方根值是 450nV。这是器件主要的噪声,即白
噪声,并且因为输入被削波,因而噪声具有平坦的频率响应。通过将带宽减少到低于
13.1Hz ,在最终的通带内的噪声将被减小。带宽以 2 的倍数减少将导致输出噪声(rms)
以近于
1.25 的倍数减小。这一附加的后置滤波使得稳定时间变得更长。
二十八、模拟滤波
前面已提到,对调制器采样频率的整数倍,数字滤波器不能起到抑制作用。但是,因为
TM7707/8 的超采样率 (oversampling ratio ),这些波段只占整个频谱的一小部分,大部
分宽频噪声都被滤掉了。这就是说,与没有片内滤波的传统转换器相比,
TM7707/8 的前端
模拟滤波要求已大大降低。此外,由于该器件的
100dB 的共模抑制已达到数 kHz ,这一频



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com