Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 37 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 37 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 37Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 40Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 41Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-37-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
四十四、
TM7707/8 的配置
TM7707/8 包括六个用户可通过串行接口访问的片内寄存器。与任何寄存器通信都要首
先向通信寄存器写入。图
18 画出了对 TM7707 上电或复位之后,配置所有寄存器过程的流
程图,同样的过程也适用于
TM7708。流程图也显示了两种不同的读选项,第一个是查询
DRDY 引脚以确定数据寄存器更新是何时进行的,第二个是查询通信寄存器中的 DRDY 位
以确认数据寄存器是否进行过更新。流程图中还包括设置不同的工作条件所必须写进寄存器
的一系列字。这些工作条件是指增益为
1,没有滤波同步、双极性模式、无缓冲、4.9512MHz
的时钟和
50Hz 的输出速率。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com