Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 36 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 36 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 37Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 40Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-36-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
使用高分辨率的
ADC 时,良好的去耦性能很重要。所有的模拟电源都应去耦,方法是:
用
10 μ F 并联一个 0.1 μ F 的陶瓷电容器接 GND 去耦。为使去耦元件获得最佳效果,应使
它们尽量靠近
ADC,在 ADC 的正上方最为理想。所有的逻辑芯片都应用一个连在 DGND
上的
0.1 μ F 的电容器去耦。
四十三、数字接口
如前所述,
TM7707/8 的编程功能用片内寄存器的设置来控制。对这些寄存器的写/读操
作通过器件的串行接口来完成。
TM7707/8 的串行接口包括 5 个信号:即 CS 、SCLK、DIN 、DOUT 和 DRDY 。DIN
线用来向片内寄存器传输数据,而
DOUT 线用来访问寄存器里的数据。SCLK 是串行时钟
输入,所有的数据传输都和
SCLK 信号有关。DRDY 线作为状态信号,以提示数据什
么时候已准备好从寄存器读数据。输出寄存器中有新的数据字时,
DRDY 变为低电平。在
输出寄存器数据更新前,若
DRDY 变为高电平,则提示这个时候不读数据,以免在寄存器
更新的过程中读数据。
CS 用来选择器件,在有许多器件与串行总线相连的应用中,它也用
于对系统中的
TM7707/8 进行解码。
图
16 和 17 是用 CS 对 TM7707/8 进行解码的时序图。图 16 所示是从 TM7707/8 的输
出移位寄存器读数据的时序图,而图
17 所示则是向输入移位寄存器写入数据的时序图。即
使是在第一次读操作后
DRDY 线返回高电平,也可能出现两次从输出寄存器读到同样数据
的情况。必须注意确保在下一次输出更新进行之前,读操作已经完成。
通过向
CS 加低电平,TM7707/8 串行接口能在三线模式下工作。SCLK、DIN 和 DOUT
线用来与
TM7707/8 进行通信。DRDY 的状态可以通过访问通信寄存器的 MSB 得到。这
种方案适于与微控制器接口。若要求
CS 作为解码信号,它可由微控制器的端口产生。对
于与微控制器的接口,建议在两次相邻的数据传输之间,将
SCLK 置为高电平。
TM7707/8 也可以在 CS 被用作帧同步信号时工作。这种方案适合于与 DSP 接口,在
这种情况下,首位 (
MSB )被 CS 时序有效输出,因为 CS 通常是在 DSP 上的的 SCLK
处于下降沿时产生的。假如时序不变更,
SCLK 也可在两次相邻的数据传输间继续运行。通
过加在
TM7707/8 的 RESET 脚上的复位信号,能够复位串行接口。还能够通过向 DIN 输
入端写入一系列的 “
1”以复位串行接口,如果在至少 32 个串行时钟周期内向 TM7707/8
的
DIN 线写入逻辑 “1”,串行接口就被复位。这保证了在三线系统中,如果由于软件错误
或系统中的闪烁信号造成接口迷失,系统接口可经复位回到一个已知状态。这就是使接口回
到
TM7707/8 等待对其通信寄存器进行一次写操作的状态。这一写操作本身并不复位任何寄
存器的内容,但因为接口已经迷失,写入任何寄存器的信息都是未知的,所以建议将所有的
寄存器重新设置一次。
有一些微处理器或微控制器的串行接口只有一根单独的串行数据线。在这种情况下,可
以把
TM7707/8 的 DATA OUT 和 DATA IN 线连接在一起并把它们与处理器的单根数据线相
连。在这根单一的数据线上必须使用一个
10kΩ 的上拉电阻。这种情况下,如果接口迷失,
因为读、写操作共享同一根线,复位并使接口还原到已知状态的过程与以前叙述的有所不同。
这一过程要求
24 个连续时钟的读操作和至少 32 个连续时钟周期的逻辑 “1”的写操作,以保
证串行接口回到已知状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com