Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 19 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 19 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-19-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
* 括号内为上电复位的缺省值
0/ DRDY 对于写操作,必须有一个 “0”被写到这位,以便通信寄存器上的写操作能够
准确完成。如果 “
1”被写到这位,后续各位将不能写入该寄存器。它会停留在
该位直到有一个 “
0”被写入该位。一旦有 “0”写到 0/ DRDY 位,以下的 7
位将被装载到通信寄存器。对于读操作,该位提供器件的
DRDY 标志。该位的
状态与
DRDY 输出引脚的状态相同。
RS2-RS0 寄存器选择位。这 3 个位选择下次读/写操作在 8 个片内寄存器中的哪一个上发
生,见表
6(附寄存器大小)。当选定的寄存器完成了读/写操作后,器件返回到
等待通信寄存器下一次写操作的状态。它不会保持在继续访问原寄存器的状态。
表
6
寄存器选择
RS2
RS1
RS0
寄存器
寄存器位数
0
0
0
通信寄存器
8 位
0
0
1
设置寄存器
8 位
0
1
0
滤波器高寄存器
8 位
0
1
1
数据寄存器
24 位
1
0
0
测试寄存器
8 位
1
0
1
滤波器低寄存器
8 位
1
1
0
零刻度校准寄存器
24 位
1
1
1
满刻度校准寄存器
24 位
R/ W
读
/ 写选择。这个位选择下次操作是对选定的寄存器读还是写。“0”表示下次操
作是写,
“
1 “表示下次操作是读。
STBY
等待模式。此位上写 “
1”,则处于等待或掉电模式。在这种模式下,器件消耗
的电源电流仅为
10 μ A。在等待模式时,器件将保持它的校准系数和控制字信息。
写 “
0”,器件处于正常工作模式。
CHI-CH0 通道选择。这 2 个位选择一个通道以供数据转换或访问校准系数,如表 7 所示。
器件内的
3 对校准寄存器用来存储校准系数。如表 7 和 8 所示指出了哪些通道组
合是具有独立的校准系数的。当
CH1 为逻辑 1 而 CH0 为逻辑 0 时,由表可见对
TM7707 是 AIN 1(- )输入脚在内部 自己短路,而 TM7708 是 COMMON 脚
在内部自己短路。这可以作为评估噪声性能的一种测试方法 (无外部噪声源)
。
在这种模式下,
AIN 1(- )/COMMON 输入端必须与一个器件允许的共模电压
范围内的外部电压相连接。
表
7
TM7707 的通道选择
CH1
CH0
AIN (+ )
AIN (- )
校准寄存器对
0
0
AIN1 (+ )
AIN1 (- )
寄存器对
0
0
1
AIN2 (+ )
AIN2 (- )
寄存器对
1
1
0
AIN1 (- )
AIN1 (- )
寄存器对
0
1
1
AIN1 (- )
AIN2 (- )
寄存器对
2
表
8
TM7708 的通道选择



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com