Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7708 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-1-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
一、概述
TM7707/8 是应用于低频测量的 2/3 通道的模拟前端。该器件可以接受直接
来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用
Σ-Δ 转换技
术实现了
24 位无丢失代码性能。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的
增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号。通过片内控制寄
存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进
行编程。
TM7707/8 只需 2.7~3.3V 或 4.75~5.25V 单电源。TM7707 是双通道全差分
模拟输入,而
TM7708 是 3 通道伪差分模拟输入,二者都有一个差分基准输入。
当电源电压为
5V、基准电压为 2.5V 时,这二种器件都可将输入信号范围从
0~+20mV 到 0~+2.5V 的信号进行处理。还可处理±20mV~±2.5V 的双极性输入
信号,对于
TM7707 是以 AIN(-)输入端为参考点,而 TM7708 是 COMMON
输入端。当电源电压为
3V、基准电压为 1.225V 时,可处理 0~+10mV 到
0~+1.225V 的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mV 到±1.225V。
因此,
TM7707/8 可以实现 2/3 通道系统所有信号的调理和转换。
TM7707/7708 是用于智能系统、微控制器系统和基于 DSP 系统的理想产品。
其串行接口可配置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行
输入口由软件来配置。该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或
系统的增益和偏移误差。
CMOS 结构确保器件具有极低功耗,掉电模式减少等待时的功耗至 20μW
(典型值)
。
TM7707/8 采用 16 脚 SOPL 封装。
二、特点
TM7707:2 个全差分输入通道的 ADC
TM7708:3 个伪差分输入通道的 ADC
24 位无丢失代码
0.003%非线性
 可编程增益前端
增益:
1~128
 三线串行接口
 有对模拟输入缓冲的能力
2.7~3.3V 或 4.75~5.25V 工作电压
3V 电压时,最大功耗为 1mW
 等待电流的最大值为
8μA
16 脚 SOP16L 封装


Similar Part No. - TM7708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Titan Micro El...
TM7706 TITAN-TM7706 Datasheet
1Mb / 39P
16 bit Analog-dIgItal converter
More results

Similar Description - TM7708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
TC1321 MICROCHIP-TC1321 Datasheet
446Kb / 16P
10-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
2002
TC1322 MICROCHIP-TC1322 Datasheet
445Kb / 16P
12-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
2002
TC1320 MICROCHIP-TC1320 Datasheet
442Kb / 14P
8-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
2002
logo
Texas Instruments
THS10082 TI-THS10082 Datasheet
263Kb / 34P
10 bit TWO ANALOG INPUT, 8 MSPS SIMULTANEOUS SAMPLING ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
logo
Microchip Technology
TC1322 MICROCHIP-TC1322_05 Datasheet
316Kb / 16P
12-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
2005
logo
List of Unclassifed Man...
AL1101 ETC2-AL1101 Datasheet
173Kb / 8P
24-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
Microchip Technology
TC1320 MICROCHIP-TC1320_13 Datasheet
220Kb / 16P
8-Bit Digital-to-Analog Converter with Two-Wire Interface
2002-2012 11/27/12
logo
Texas Instruments
DDC101U TI1-DDC101U Datasheet
265Kb / 29P
20-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Shenzhen Titan Micro El...
TM7706 TITAN-TM7706 Datasheet
1Mb / 39P
16 bit Analog-dIgItal converter
TM8211 TITAN-TM8211 Datasheet
320Kb / 4P
16 - bit digital analog converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com