Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 21 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 21 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-21-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
0
1
0
4
0
1
1
8
1
0
0
16
1
0
1
32
1
1
0
64
1
1
1
128
B /U
单极性
/双极性工作。“0”表示选择双极性操作,“1”表示选择单极性工作。
BUF
缓冲器控制。“
0”表示片内缓冲器短路,缓冲器短路后,电源电流降低。此位处
于高电平时,缓冲器与模拟输入串联,输入端允许处理高阻抗源。
FSYNC 滤波器同步。该位处于高电平时,数字滤波器的节点、滤波器控制逻辑和校准控
制逻辑处于复位状态下,同时,模拟调制器也被控制在复位状态下。当处于低电
平时,调制器和滤波器开始处理数据,并在
3 ×(1/输出更新速率)时间内(也
就是滤器的稳定时间)产生一个有效字。
FSYNC 不影响数字接口,也不使 DRDY
输出复位 (如果它是低电平)。
十三、滤波器高寄存器
(
RS2、RS1、RS0 = 0、1、0);上电/复位状态:05Hex
滤波器高寄存器是一个可以读
/写数据的 8 位寄存器。表 11 为滤波器高寄存器各位的说明。
表
11
滤波器高寄存器
ZERO
ZERO
BST
CLKDIS
FS11
FS10
FS9
FS8
ZERO
必须在这些位上写零,以确保
TM7707/8 正确操作。否则,会导致器件
的非指定操作。
BST
电流提升。此位为
0 将减少模拟前端所取的电流。虽然此位为 1 器件也一样工
作 , 但 是 为 了 减 少 从
AVDD 吸 取 的 电 流 , 当 器 件 在
fCLKIN=1MHZ 或
fCLKIN=2.4576MHZ,增益为 1 至 4 情况下工作时,此位应当为 0.当 TM7714 工
作于增益为
8 至 128,
fCLKIN=2.4576MHZ 情况下时,此位必须为 1,以确保器件
正常工作。此位的上电或复位状态为
0。
CLKDIS 主时钟禁止位。逻辑 “1”表示阻止主时钟在 MCLK OUT 引脚上输出。禁止时,
MCLK OUT 输出引脚处于低电平。这种特性使用户可以灵活地使用 MCLK OUT
引脚,例如可将
MCLK OUT 做为系统内其它器件的时钟源,也可关掉 MCLK
OUT,使器件具有省电性能。当在 MCLK IN 上连一个外部主时钟,TM7707
/TM7708 继续保持内部时钟,并在 CLKDIS 位有效时仍能进行正常转换。当在
MCLK IN 和 MCLK OUT 之间接一个晶体振荡器或一个陶瓷谐振器,则当
CLKDIS 位有效时,TM7707/8 时钟将会停止,也不进行模数转换。
十三、滤波器低寄存器
(
RS2、RS1、RS0 = 1、0、1)上电/复位状态:00Hex
滤波器低寄存器是一个可以读
/写数据的 8 位寄存器。表 12 为滤波器低寄存器各位的说明。
表
12
滤波器低寄存器
FS7
FS6
FS5
FS4
FS3
FS2
FS1
FS0
滤波器选择。片内数字滤波器提供
Sinc3(或(Sinx∕x)3)滤波器响应。编程到这些
位的 12 位数据决定滤波器截止频率、滤波器第一个凹口的位置一级器件的数据速率。再加



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com