Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 23 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 23 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-23-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
TM7707/8 包含几个独立的满标度寄存器,每个满标度寄存器负责一个输入通道。它
们皆为
24 位读/写寄存器,24 位数据必须被写之后才能传送到满标度校准寄存器。满标度
寄存器和零标度寄存器连在一起使用,组成一个寄存器对。每个寄存器对对应一对通道,见
表
7。当器件被设置成允许通过数字接口访问这些寄存器时,器件本身不再访问寄存器系数
以使输出数据具有正确的尺度。结果,在访问校准寄存器 (无论是读
/写操作)后,从器件
读得的第一个输出数据可能包含不正确的数据。此外,数据校准期间,校准寄存器不能进行
写操作。这类事件可以通过以下方法避免:在校准寄存器开始工作前,将模式寄存器的
FSYNC 位置为高电平,任务结束后,又将其置为低电平。
十八、校准过程
前面已提到,
TM7707/8 包括很多种校准类型,表 13 总结了这些校准类型、操作内容
及操作时间。有两种方法判断校准是否结束。第一种方法是:监视
DRDY ,若 DRDY 返
回低电平,则说明校准过程已经结束,同时也表明数据寄存器中有一个新的有效数据,这一
新的数据就是校准结束后的一次正常的转换结果。第二种方法就是:监视设置寄存器的
MD1、MD0 位,若 MD1、MD0 回到 “0”(校准后,MD1、MD0 返 “0”),则表明校准
过程已经结束,这种方法不能提示数据寄存器中有无新的转换结果,但它比第一种判断方法
在时间上要早,也就是能更快地知道校准是否结束。
Mode 位 (即 MD1、MD0 )返 “0”
前的持续时间如表
13 所示,DRDY 回到低电平的过程则包括一次正常的转换时间和使第一
次转换结果具有正确刻度的延迟时间
tp , tp 不超过 2000 ×tCLKIN。这两种判断方法所需时间
如下表。
表
13
校准过程
校准类型
MD1,MD0
校准序列
置方式位的时间
置
DRDY 的
时间
自校准
0,1
内部零标度校准
@选
定增益
+
内部满标度校准
@选
定增益
6 ×1/输出频率
9 ×1/输出频
率
+tP
零标度系统校准
1,0
使用
AIN 进行零标度
校准
@选定增益
3 ×1/输出频率
4 ×1/输出频
率
+ tP
满标度系统校准
1,1
使用
AIN 进行满标度
校准
@选定增益
3 ×1/输出频率
4 ×1/输出频
率
+ tP
十九、电路说明
TM7707/8 是一种片内带数字滤波的 Σ- ΔA/D 转换器,旨在为宽动态范围测量、工业控
制或工艺控制中的低频信号的转换而设计的。它包括一个
Σ- Δ (或电荷平衡 )ADC、片
内带静态
RAM 的校准微控制器、时钟振荡器、数字滤波器和一个双向串行通信端口。该器
件的电源电流仅为
320 μ A ,使得它理想地用于电池供电的仪器中。器件具有两种可选电
源电压范围分别是
2.7 ~3.3V 或 4.75 ~5.25V。
TM7707 包括 2 个可编程增益全差分模拟输入通道,TM7708 包括 3 个伪差分模拟输入
通道。输入通道的可选增益为
1、2、4、8、16、32、64 和 128,当基准输入电压为 2.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com