Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 43 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 43 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 40Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 41Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 42Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 43Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 44Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 45Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 46Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-43-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
图
22 用 TM7707 作压力测量
图
23 用 TM7707 作温度测量
五十、温度测量
TM7707 的另外一个应用领域是温度测量。图 23 是一个热耦与 TM7707 的连接图。在
这一应用中,
TM7707 在缓冲模式下工作,以便允许前端的大去耦电容器消除可能在热耦引
脚上的任何噪声检拾。当
TM7707 在缓冲模式下工作时,其共模输入范围缩小。为了将来
自热耦的差分电压置于一个合适的共模电压上,
TM7707 的 AIN 1(-)输入端要向上偏置达
到基准电压 (
+2.5V )。
图
24 所示是 TM7707 的另一个温度测量应用。在这一应用中,传感器是一个 RTD (热
敏电阻)
,
PT100。它是一个四引脚的 RTD。在引线电阻 RL1 和 RL4 上有电压降,但这只
使共模电压发生了偏移。当
TM7707 的输入电流很低时,引线电阻 RL2 和 RL3 上无电压降。
引线电阻呈现了一个小的源阻抗,所以一般不必将
TM7707 中的缓冲器打开。如果要求使
用缓冲器,必须通过在
RTD 的底端和 TM7707 的 GND 之间插入一个小电阻来设置相应的
共模电压。在此应用中,外部
400 μA 电流源为 PT100 提供激励电源,同时通过 6.25kΩ 的
电阻器。为
TM7707 产生基准电压。激励电流的变化不影响电路工作,这是因为输入电压
和基准电压都随激励电流变化。然而,
6.25kΩ 的电阻器必须有很小的温度系数以避免温度
范围内基准电压的误差。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com