Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 42 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 42 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 40Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 41Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 42Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 43Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 44Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 45Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 46Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-42-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
{
init();
write_byte1(0X10);
//向通信寄存器写数据,选择通道 1 作为有效通道,将下一个操
作设为对设置寄存器进行写操作。
write_byte1(0X20);
//对设置寄存器写操作,选择 16 倍增益,无 BUF 缓冲器,双极性。
write_byte1(0X50);
//向通信寄存器写数据,选择通道 1 作为有效通道,将下一个操
作设为对滤波低寄存器进行写操作。
write_byte1(0X00);
//向滤波低寄存器写入 0X00。
write_byte1(0X20);
//向通信寄存器写数据,选择通道 1 作为有效通道,将下一个操
作设为对滤波高寄存器进行写操作。
write_byte1(0X0F);
//向滤波高寄存器写入 0X0F。
save_data();
//MCU 连续存储 24 位数据 60 个。
while(1);
//循环等待。
}
四十八、应用实例
TM7707 提供双通道,低成本,高分辨力模数转换功能。由于采用 Σ- Δ 结构实现模数
转换,使得该器件在噪音环境下能免受干扰,因此它很适合作工业和工艺控制用。同时它还
提供了可编程的增益放大器,数字滤波器和校准选项。因此,它提供比普通的积分
ADC 更
多的系统级功能,而且没有必须要有高质量的积分电容器的缺点。将
TM7707 应用于系统
中,可使系统设计者获得很高的分辨力,因为
TM7707 的噪声性能比积分 ADC 的要好。
片上
PGA 允许 TM7707 处理低至 10mV(满标度)的模拟输入电压(VREF=+1.25V )。
器件在非缓冲模式下工作时,差分输入使模拟输入范围的绝对值处于
GND 和 VDD 之间的
任一值。由此允许用户将传感器直接与
TM7707 的输入端相连。TM7707 的可编程增益前
端允许处理
0 ~+20mV 到 0 ~+2.5V 之间的单极性模拟输入信号和 ±20mV 到±2.5V 的双
极性信号。因为器件以单电源工作,双极性输入范围与向上偏置的差分输入有关。
四十九、压力测量
TM7707 的一个典型应用就是压力测量。图 22 所示是 TM7707 与一个压力传感器一起
使用的情况,它就是
Sensym 公司的 BP01 测压计。压力传感器被安装在一个桥式电路中,
在它的
OUT(+)和 OUT(-)端输出差分输出电压。当在传感器上加上满标度压力
(
300mmHg)时,差分输出电压 (即 IN(+)和 IN(-)两端之间的电压 )是输入电压的
3mV/V。假定激励电压是 5V,则传感器的满标度输出电压是 15mV。桥式电路的激励电压
还用来为
TM7707 产生基准电压。因此,激励电压的变化不会造成系统内的误差。图 22 中,
当两个电阻值分别为
24k Ω 和 15kΩ 时,激励电压为 5V 时,TM7707 产生的基准电压为
1.92V。器件具有 128 的可编程增益时,TM7707 的满标度输入幅度应是 15mV。此值与传
感器的输出范围有关。
TM7707 的第二个通道可作为一个辅助通道以测量另一个变化,如温
度,如图
22 所示。这个次级通道可以用来调整初次通道的输出信号,以便消除温度对系统
的影响。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com