Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 27 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 27 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-27-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
围是
GND~VDD。当 TM7707/8 以 5V 电源电压工作时,基准电压为+2.5V;电源电压为 3V
时,基准电压为
+1.225V。当 VREF 降至 1V 时,TM7707/8 仍然可以工作,但随着性能的
降低,输出噪声会变大。为确保器件能够准确无误的工作,必须使
REFIN(+)大于 REFIN
(
-)。
类似于非缓冲模式下的模拟输入端,二个基准输入端都提供高阻抗和动态负载。在整个
温度范围内,直流输入端电流的最大值为
±1nA,此时,电源电阻可能引起器件的增益误差。
在这种情况下,采样开关电阻典型是
5kΩ,而基准电容器(CREF)随增益而变化。基准输
入的采样率为
fCLKIN/64 且不随增益而改变。增益为 1 和 2 时,CREF 为 8pF;增益为 16 时,
CREF 为 5.5 pF;当增益为 32 时,CREF 是 4.25pF;增益为 64 时,CREF 为 3.625pF;而当
增益达到
128 时,CREF 为 3.3125 pF。
表
1 到 4 列出的是模拟输入信号为 0V 时的输出噪声特性,它有效地消除了基准噪声
的影响。在整个输入范围内,为获得如噪声表中所示的噪声特性,需要为
TM7707/
TM7708 配置一个低噪声基准源。如果带宽内的基准噪声过大,TM7707/8 的性能就会降低。
当电源电压为
5V 时,为 TM7707 推荐的基准电压源包括 AD780、REF43、REF192;当电
源电压为
3V 时,推荐的基准电压源包括 AD589 和 AD1580。为进一步降低噪声,通常建
议对这些基准电压输出去耦。
二十四、
TM7707/8 内部基准的使用
TM7707/8 系列 ADC 可以选择使用外部基准电压或内部基准电压。
(
1)当使用外部基准电压时,只需按说明书的要求在引脚 REFIN(+)和 REFIN(-)接上规
定的电压就可以了。
(
2)当使用内部基准电压时,引脚 REFIN(+)接入内部基准,加 104p 电容接地,REFIN(-)
需外接地,通过软件写指令进行。
在
TM7707/8 中,只需向测试寄存器写入 01H 指令,内部基准就会起作用,内部基准
的典型值为
2.48V。
使用内部基准电压的注意事项:
要让内部基准起作用,必须先写指令。
发生以下三种情况时,指令失效,需重新写指令,内部基准才会重新起作用。
a.发生上电复位。
b.复位引脚(引脚 5)有效。
c.至少 32 个串行时钟周期内向串口连续写入逻辑“1”,使串行接口复位。
二十五、数字滤波
TM7707/8 包含一个片内低通数字滤波器,用它处理器件的 Σ- Δ 调制器的输出信号。
所以,该器件不仅提供模数转换功能,而且还具备一定的滤波能力。数字滤波与模拟滤波存
在许多系统差异,用户务必注意。
一方面,数字滤波发生在模
-数转换之后,它能消除模数转换过程中产生的噪声,而模
拟滤波不能做到这一点。此外,数字滤波比模拟滤波更容易实现可编程性。依靠数字滤波器
设计,用户可以编程截断频率和输出更新率。
另一方面,在模拟信号进入
ADC 之前,模拟滤波能够消除重叠在模拟信号上的噪声,
数字滤波则不能做到这一点,并且寄生在信号上的噪声峰值接近满标度时,即使信号的平均
值在极限范围内也有可能使模拟调制器和数字滤波器达到饱和状态。为了解决这个问题,在
TM7707/8 的 Σ- Δ 调制器和数字滤波器内部,建立一个峰值储备,这允许超出模拟输入范



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com