Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM7708 Datasheet(PDF) 28 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7708
Description  Two-bIt digital analog converter
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7708 Datasheet(HTML) 28 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7708 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7708 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 46 page
background image
©
Titan Micro Electronics
V1.1
www.titanmec.com
-28-
24 bit 模数转换器 TM7707/8
围
5%。若噪声信号比这还要大,那么就得考虑输入端的模拟滤波,或降低输入通道电压,
使输入电压的范围为模拟输入通道电压满标度范围的一半。这样,动态范围降低
50%,将
使超范围性能增加
1 倍。
二十六、滤波器特性
TM7707/8 的数字滤波器是一个低通(sinx/x)3 滤波器(也称为 sinc3),其在 Z 域的转
换功能可描述为:
这里,
N 是调制率与输出率之比。
相位响应:
图
4 是截止频率为 15.72Hz 时的滤波器频率响应,这一频率与滤波器的第一个陷波频
率(
60Hz)对应。这曲线显示从直流到 390Hz。在数字滤波器的采样频率的两边这个频率
曲线各重复一次。这种滤波器响应与一个平均滤波器的相似。数字滤波器的输出速率与第一
个陷波的位置相对应。因此,在图
12 中的输出速率为 60Hz ,滤波器的第一个陷波的频率
为
60Hz。这种 (sinx/x)3 滤波器的陷波位置多次在第一个陷波的倍数处重复。在这些陷
波处滤波器提供大于
100dB 的衰减。数字滤波器的截止频率由时钟寄存器的 FS0 和 FS1
位决定。通过
FS0 和 FS1 编制不同的截止频率不会改变滤波器响应的形状,它只改变陷波
的频率。器件的输出更新率和第一个陷波的频率相对应。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com