Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMC032AF Datasheet(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

Part # SMC032AF
Description  32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC032AF Datasheet(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  SMC032AF Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 82 page
background image
Contents
SMCxxxAF
4/82
8.8.8
Bit 0 (HS0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.9
Status & alternate status registers (address 1F7h [177h] & 3F6h [376h];
offsets 7 & Eh) 48
8.9.1
Bit 7 (BUSY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.2
Bit 6 (RDY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.3
Bit 5 (DWF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.4
Bit 4 (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.5
Bit 3 (DRQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.6
Bit 2 (CORR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.7
Bit 1 (IDX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.9.8
Bit 0 (ERR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.10
Device control register (address 3F6h [376h]; offset Eh) . . . . . . . . . . . . . 49
8.10.1
Bit 7 to 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.10.2
Bit 2 (SW Rst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.10.3
Bit 1 (–IEn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.10.4
Bit 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.11
Card (drive) address register (address 3f7h [377h]; offset Fh) . . . . . . . . 50
8.11.1
Bit 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.2
Bit 6 (–WTG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.3
Bit 5 (–HS3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.4
Bit 4 (–HS2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.5
Bit 3 (–HS1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.6
Bit 2 (–HS0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.7
Bit 1 (–nDS1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.11.8
Bit 0 (–nDS0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9
CF-ATA command description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.1
Check Power mode command (98h or E5h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.2
Execute Drive Diagnostic command (90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.3
Erase Sector(s) command (C0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4
Identify Drive command (ECh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.1
Word 0: general configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.2
Word 1: default number of cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.3
Word 3: default number of heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.4
Word 6: default number of sectors per track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.5
Word 7-8: number of sectors per card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.4.6
Word 10-19: memory card serial number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com