Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMC032AF Datasheet(PDF) 5 Page - Numonyx B.V

Part # SMC032AF
Description  32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC032AF Datasheet(HTML) 5 Page - Numonyx B.V

  SMC032AF Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC032AF Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 82 page
background image
SMCxxxAF
Contents
5/82
9.4.7
Word 23-26: firmware revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.8
Word 27-46: model number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.9
Word 47: read/write multiple sector count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.10
Word 49: capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.11
Word 51: PIO data transfer cycle timing mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.12
Word 53: translation parameter valid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.13
Word 54-56: current number of cylinders, heads, sectors/track . . . . . . . 55
9.4.14
Word 57-58: current capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.4.15
Word 59: multiple sector setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.4.16
Word 60-61: total sectors addressable in LBA mode . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.4.17
Word 64: advanced PIO transfer modes supported . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.4.18
Word 67: minimum PIO transfer cycle time without flow control . . . . . . 56
9.4.19
Word 68: minimum PIO transfer cycle time with IORDY . . . . . . . . . . . . 56
9.5
Idle command (97h or E3h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9.6
Idle Immediate command (95h or E1h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.7
Initialize Drive Parameters command (91h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.8
NOP command (00h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.9
Read Buffer command (E4h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.10
Read Multiple command (C4h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9.11
Read Sector(s) command (20h or 21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9.12
Read Verify Sector(s) command (40h or 41h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9.13
Recalibrate command (1Xh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9.14
Request Sense command (03h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9.15
Seek command (7Xh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.16
Set Features command (EFh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.17
Set Multiple mode command (C6h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.18
Set Sleep mode command (99h or E6h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.19
Standby command (96h or E2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.20
Standby Immediate command (94h or E0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.21
Translate Sector command (87h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.22
Wear Level command (F5h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.23
Write Buffer command (E8h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.24
Write Multiple command (C5h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.25
Write Multiple without Erase command (CDh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com