Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STLC5048 Datasheet(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

Part # STLC5048
Description  FULLY PROGRAMMABLE FOUR CHANNEL CODEC AND FILTER
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLC5048 Datasheet(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button STLC5048 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STLC5048 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 45 page
background image
STLC5048
38/45
Figure 7. Group Delay Distortion Mask
SUPPLY REJECTION AND CROSSTALK
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
PSRR
Power Supply Rejection Ratio
1KHz, 50mVrms
0 to 70°C
42
65
dB
CTX-R
Transmit to Receive Crosstalk (Input
signal 200Hz to 3450Hz at 0dBm0)
-76
dB
CTR-X
Receive to Transmit Crosstalk (Input
signal 200Hz to 3450Hz at 0dBm0)
-76
dB
CT-ICH
Inter Channel Crosstalk, TX and RX
direction.
Input 200 to 3450 Hz at 0dBm0 at VFXI
of one channel; all other VFXI inputs
and all DR inputs receive idle signal.
Output is measured at DX of the 3 idle
channels.
Input of 200 to 3450 Hz at 0dBm0 PCM
at DR on ione channel. All other DR
inputs and all VFXI inputs receive idle
signal. Output is measured at VFRO of
the 3 idle channels
-78
dB
D02TL523
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rx
500
1000
1500
2500
3000
f(Hz)
0
100
200
300
400
500
600
Delay
(
µs)
2000
Tx
D02TL524
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
500
1000
1500
2500
3000
f(Hz)
0
100
200
300
400
500
600
Delay
(
µs)
2000
Rx direction
Tx direction
ELECTRICAL CHARACTERISTCS (continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com