Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S2-LP Datasheet(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

Part # S2-LP
Description  Excellent receiver selectivity and blocking
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

S2-LP Datasheet(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button S2-LP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics S2-LP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 90 page
background image
Block description
S2-LP
30/90
DocID029944 Rev 1
5.3.1
RF channel frequency settings
The channel center frequency can be programmed as follows:
Equation 3
– Center frequency setting
�������� = �������������������� + (
������������
215
∙ ����������������������������) ∙ ��������������������
The fbase sets the main channel frequency; the value depends on the value of fxo (the
frequency of the XTAL oscillator, typically 24-26 MHz or 48-52 MHz.
Equation 4
– Base frequency setting
�������������������� =
������������
����
2 ∙ ����
∙
����������������
220
where:
SYNT is a programmable 28-bits integer (SYNT[3:0] registers).
B is the out-of-loop SYNTH divider (BS field of the SYNT3 register):
Equation 5
– PLL divider
���� = {
4 ������������ ����ℎ���� ℎ��������ℎ ����������������(860 ������������ �������� 940 ������������, �������� = 0)
8 ������������ ����ℎ���� ������������������������ ����������������(430 ������������ �������� 470 ������������, �������� = 0)
D is the reference divider (REFDIV bit of XO_RCO_CONFIG0 register)
Equation 6
– Reference divider
���� = {
1 �������� ������������������������ = 0 (�������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� �������� ��������������������������������)
2 �������� ������������������������ = 1 (�������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� �������� ����������������������������)
The resolution in the programmed value of the base frequency depends on the actual band
selected.
Table 35: Resolution frequency
fxo [MHz]
High Band Resolution [Hz]
Low Band Resolution [Hz]
24
11.4
5.7
25
11.9
6.0
26
12.4
6.2
48
22.9
11.4
50
23.8
11.9
52
24.8
12.4
The fc is the frequency related to the channel specified. RF channels can be defined using
the CHSPACE and CHNUM registers. In this way, it is possible to change faster the
channel by changing just an 8-bits register, allowing the setting of 256 channels and
frequency-hopping sequences. The actual channel spacing is from 793 Hz to 202342 Hz in
793 Hz steps for the 26 MHz configuration and from 1587 to 404685 Hz in 1587 Hz steps
for the 52 MHz configuration.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com