Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STFPC320 Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # STFPC320
Description  Front panel controller/driver with standby power management and real-time clock
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFPC320 Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STFPC320 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STFPC320 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 78 page
background image
List of tables
STFPC320
6/78
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 3.
Default state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 4.
Register table for RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 5.
Alarm repeat modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 6.
Square wave output frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 7.
Century bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 8.
Initial power-on default values of the registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 9.
Data write command. b5 b4: 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 10.
Data read 1 command. b5 b4: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 11.
Data read 2 command. b5 b4: 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 12.
Display RAM address and display mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 13.
Sony remote control format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 14.
Matsushita remote control format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 15.
Absolute maximum ratings (TA = 25°C, GND = 0 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 16.
Recommended operating conditions (TA = -20 to +70°C, GND = 0V) . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 17.
Electrical specifications
(TA = -20 to +70 °C, VDD = 3.3 V, GND = 0 V, VSS = VDD – 33.3 V)70
Table 18.
Crystal electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 19.
Oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 20.
Switching characteristics
(TA = -20 to +70 °C, VDD = 3.3V, VSS = -30V)73
Table 21.
Switching characteristics (TA = -20 to +70 °C, VDD = 3.3V, VSS = -30V) . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 22.
PQFP52 (10 x 10 x 2 mm) mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 23.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com