Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM79C976 Datasheet(PDF) 14 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C976
Description  PCnet-PRO??10/100 Mbps PCI Ethernet Controller
PDF  309 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C976 Datasheet(HTML) 14 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM79C976 Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 15Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 16Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 17Page - Advanced Micro Devices AM79C976 Datasheet HTML 18Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 309 page
background image
14
Am79C976
7/25/00
P R E L I M INARY
LIST OF TABLES
Table 1:
System Clock Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 2:
Slave Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 3:
PCI Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 4:
Descriptor Read Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 5:
Descriptor Write Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 6:
Receive Address Match . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 7:
Receive Statistics Counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 8:
Transmit Statistics Counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 9:
VLAN Tag Control Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 10:
VLAN Tag Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 11:
Auto-Negotiation Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 12:
MAC Control Pause Frame Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 13:
FC Pin Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 14:
FCCMD Bit Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 15:
SRAM_TYPE Field Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 16:
LED Default Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 17:
IEEE 1149.1 Supported Instruction Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 18:
BSR Mode Of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 19:
Device ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 20:
PCI Configuration Space Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 21:
Address PROM Space Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 22:
I/O Map In Word I/O Mode (DWIO = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 23:
Legal I/O Accesses in Word I/O Mode (DWIO = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 24:
I/O Map In DWord I/O Mode (DWIO = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 25:
Legal I/O Accesses in Double Word I/O Mode (DWIO =1) . . . . . . . . . . . . 109
Table 26:
AP_VALUE0: Auto-Poll Value0 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Table 27:
AP_VALUE1: Auto-Poll Value1 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 28:
AP_VALUE2: Auto-Poll Value2 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 29:
AP_VALUE3: Auto-Poll Value3 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 30:
AP_VALUE4: Auto-Poll Value4 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 31:
AP_VALUE5: Auto-Poll Value5 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 32:
AUTOPOLL0: Auto-Poll0 Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Table 33:
AUTOPOLL1: Auto-Poll1 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 34:
AUTOPOLL2: Auto-Poll2 Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 35:
AUTOPOLL3: Auto-Poll3 Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Table 36:
AUTOPOLL4: Auto-Poll4 Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Table 37:
AUTOPOLL5: Auto-Poll5 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Table 38:
Receive Ring Base Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Table 39:
Transmit Ring Base Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Table 40:
CHIPID: Chip ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Table 41:
CHPOLLTIME: Chain Polling Interval Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Table 42:
CMD0: Command0 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 43:
CMD2: Command2 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Table 44:
CMD3: Command3 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 45:
CMD7: Command7 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Table 46:
CTRL0: Control0 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Table 47:
CTRL1: Control1 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 48:
CTRL2: Control2 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com