Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN3393 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN3393
Description  This document is intended to provide information
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN3393 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN3393 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN3393 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 103 page
background image
Contents
AN3393
2/103
DocID018750 Rev 4
Contents
1
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1
Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2
Normal mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3
Switch mode timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Startup sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Reading acceleration data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1
Using the status register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2
Using the data-ready (DRY) signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.3
Using the block data update (BDU) feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Understanding acceleration data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.1
Data alignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2
Example of acceleration data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
Interrupt generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1
Register table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2
OUT_T (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3
INFO1 (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4
INFO2 (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.5
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.6
OFF_X (10h), OFF_Y (11h), OFF_Z (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.7
CS_X (13h), CS_Y (14h), CS_Z (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.8
LC_L (16h), LC_H (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.9
STAT (18h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.10
PEAK1 (19h), PEAK2 (1Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.11
Vector filter coefficients (1Bh-1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.12
THRS3 (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.13
CTRL_REG4 (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.14
CTRL_REG1 (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.15
CTRL_REG2 (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com