Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VT8601 Datasheet(PDF) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # VT8601
Description  Single-Chip Slot-1 / Socket-370 PCI North Bridge With Integrated AGP 2D / 3D Graphics Accelerator and Advanced Memory Controller
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

VT8601 Datasheet(HTML) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button VT8601 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 144 page
background image
VT8601 Apollo ProMedia
Revision 1.3 September 8, 1999
-13-
Pinouts
7HFKQRORJLHV ,QF
:H&
:H&RRQQHFW
QQHFW
Figure 2. VT8601 Pin List (Numerical Order) – Using DFP, TVout, & Video Capture Ports
Pin #
Pin Name Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Names
Pin #
Pin Name
A01
P GNDRGB
D02
A BLUE
G05
O LP
N26
IO MD06
Y22
O RAS4# / CS4#
AC26 O MA05 / strap
A02
IO NC
D03
A GRN
G06
P VCC3
P01
P GND
Y23
O RAS3# / CS3#
AD01 IO REQ7#
A03
IO NC
D04
P GND
G21
P VCC3
P02
IO VD09
Y24
O RAS2# / CS2#
AD02 IO GNT5#
A04
IO NC
D05
IO HD61
G22
I
HCLK
P03
IO VD10
Y25
O RAS1# / CS1#
AD03 IO GNT6#
A05
IO NC
D06
IO HD53
G23
I
HLOCK#
P04
IO VD11
Y26
O RAS0# / CS0#
AD04
I
REQ3#
A06
IO HD62
D07
IO HD54
G24
IO HIT#
P05
IO VD08
AA01 P GNDV2
AD05
I
REQ1#
A07
IO HD57
D08
IO HD47
G25
IO HTRDY#
P06
P GND
AA02 A VLF2
AD06 IO AD28
A08
IO HD63
D09
IO HD42
G26
I
HITM#
P21
P GND
AA03IO NC
AD07IO CBE3#
A09
P GND
D10
IO HD37
H01
O PD02
P22
IO MD12
AA04 IO NC
AD08 P GND
A10
IO HD45
D11
IO HD36
H02
O PD01
P23
IO MD08
AA05 IO NC
AD09 IO CBE2#
A11
IO HD38
D12
IO HD29
H03
O DE
P24
IO MD41
AA06 P GND
AD10 IO TRDY#
A12
IO HD34
D13
IO HD25
H04
O PD05
P25
IO MD09
AA07 P VCC3
AD11 IO AD14
A13
IO HD31
D14
IO HD23
H05
O EVEE /
P26
IO MD40
AA08 IO AD16
AD12 IO AD09
A14
IO HD16
D15
IO HD07
H06
P VCC3
R01
IO VD06
AA09 P VCCI
AD13 P GND
A15
IO HD13
D16
IO HD11
H21
P VCCA
R02
IO VD04
AA10 P VCC3
AD14
I
PWROK
A16
IO HD03
D17
IO HD08
H22
P VCCA
R03
IO VD07
AA13 P GND
AD15 O PGNT#
A17
IO HD12
D18
IO HD06
H23
IO RS0#
R04
IO VD05#
AA14 P GND
AD16 IO MD61
A18
P GND
D19
IO HD15
H24
P GND
R05
IO VD03#
AA15 P GND
AD17 IO MD27
A19
O CPURST#
D20
IO HA30
H25
IO RS2#
R06
IO VD00#
AA17 P VCC3
AD18 IO MD57
A20
IO HA18
D21
IO HA17
H26
IO DBSY#
R22
IO MD44
AA18 P VCCI
AD19 P GND
A21
IO HA20
D22
IO HA12
J01
O PD04
R23
IO MD10
AA19 IO MD58
AD20 IO MD21
A22
IO HA22
D23
P GND
J02
O PD03
R24
IO MD43
AA20 P VCC3
AD21 IO MD50
A23
IO HA10
D24
IO HA04
J03
O PD08
R25
IO MD11
AA21 P GND
AD22 IO MD16
A24
IO HA28
D25
IO HA14
J04
O PD07
R26
IO MD42
AA22 P VSUS2
AD23 O CAS6# / DQM6
A25
IO HA03
D26
IO BNR#
J05
O PD11
T01
IO VD02
AA23 O MA00 / strap
AD24 O MA11 / strap
A26
P GND
E01
O VSYNC
J06
P VCCI
T02
IO VD01
AA24 O SRASA#
AD25 O MA09 / strap
B01
P GNDS
E02
O HSYNC
J21
P VCCI
T03
IO VHS
AA25 O SRASB# / CKE5
AD26 O MA08 / strap
B02
P GND
E03
A IRSET
J22
O MCLKO
T04
P VCC3
AA26 O SRASC# / CKE4
AE01 IO GNT7#
B03
IO NC
E04
A COMP
J23
IO DRDY#
T05
O TVD4
AB01 IO NC
AE02
O GNT4#
B04
IO NC
E05
IO HD56
J24
IO ADS#
T06
O TVD6
AB02 IO NC
AE03
O GNT3#
B05
IO NC
E06
IO HD58
J25
O BREQ0#
T21
P GND
AB03 IO NC
AE04
I
REQ2#
B06
IO HD50
E07
IO HD46
J26
P GND
T22
IOMD15
AB04 IONC
AE05 IOLOCK#
B07
IO HD59
E08
IO HD40
K01
O PD12
T23
IO MD13
AB05 O GNT0#
AE06 IO AD27
B08
IOHD48
E09
IO HD27
K02
O PD10
T24
IOMD46
AB06 IOAD30
AE07 IOAD20
B09
IOHD51
E10
IO HD39
K03
O PD13
T25
IOMD14
AB07 IOAD25
AE08 IOAD19
B10
IO HD44
E11
P VTT
K04
O PD20
T26
IOMD45
AB08 IOAD21
AE09 IOFRAME#
B11
IO HD22
E12
P GTLREF
K05
O PD16
U01
IO VVS
AB09 IO DEVSEL#
AE10 IO STOP#
B12
IO HD32
E13
IO HD35
K06
O PD06
U02
O TVD7
AB10 IO PAR
AE11 IO AD13
B13
IO HD33
E14
IO HD21
K21
P VCC3
U03
IO VCLK
AB11 IO CBE1#
AE12 IO AD08
B14
IO HD19
E15
IO HD30
K22
I
MCLKI
U04
O TVD5
AB12 IO AD10
AE13 IO AD02
B15
IO HD24
E16
IO HD14
K23
IO RS1#
U05
O TVD2
AB13 IO AD07
AE14 IO AD01
B16
IO HD02
E17
IO HD18
K24
PLLTST
U06
P VCC5
AB14 IO AD05
AE15
I
RESET#
B17
IO HD10
E18
IO HD17
K25
IO MD01
U21
P VCC3
AB15
I
PCLK
AE16 IO MD30
B18
IOHD01
E19
IO HD00
K26
IOMD32
U22
O SCASA#
AB16 IOMD63
AE17 IOMD59
B19
IO HA26
E20
IO HA24
L01
O PD17
U23
IO MD47
AB17 IO MD29
AE18 IO MD26
B20
IO HA29
E21
P GTLREF
L02
O PD15
U24
O SWEA#/MWEA#
AB18 IO MD56
AE19 IO MD55
B21
IO HA23
E22
O CPURSTD#
L03
O PD18
U25
O SWEB#/MWEB# / CKE2
AB19 IO MD54
AE20 IO MD22
B22
IO HA25
E23
IO HA07
L04
P VCC3
U26
O SWEC#/MWEC# / CKE0
AB20 IO MD20
AE21 IO MD19
B23
IO HA21
E24
IO HREQ0#
L05
O PD09
V01
O TVD0
AB21 IO MD18
AE22 IO MD48
B24
IO HA13
E25
IO HREQ4#
L06
O PD14
V02
O TVD1
AB22
P VSUS3
AE23
O CAS3# / DQM3
B25
IO HA05
E26
IO BPRI#
L21
P GNDA
V03
O TVD3
AB23 O MA01 / strap
AE24
O MA12 / strap
B26
IO HA06
F01
O EVDD
L22
P GNDA
V04
O TVCLK
AB24 O MA04 / strap
AE25
O MA13 / strap
C01
P VCCS
F02
IO SDA
L23
IO MD33
V05
O TVHS
AB25 O MA03 / strap
AE26
O MA10 / strap
C02
A RED
F03
IO SCL
L24
IO MD35
V06
P VCCI
AB26 O MA02 / strap
AF01
P GND
C03
IO NC
F04
I
ETST#
L25
IO MD03
V21
P VCCI
AC01 IO NC
AF02
I
REQ4#
C04
IO NC
F05
I
SUSP
L26
IO MD02
V22
P VSUS3
AC02 IO REQ5#
AF03
O GNT2#
C05
IO NC
F06
P GND
M01
O PD23
V23
O CAS0# / DQM0
AC03 IO REQ6#
AF04
O GNT1#
C06
IO HD60
F07
P VCC3
M02
O IMIO
V24
O SCASC# / CKE1
AC04 P GND
AF05 IO AD31
C07
IO HD55
F08
IO HD52
M03
I
IMIIN
V25
O SCASB# / CKE3
AC05
I
REQ0#
AF06 IO AD26
C08
P GND
F09
P VCCI
M04
O PD21
V26
P GND
AC06 IO AD29
AF07 IO AD22
C09
IO HD41
F10
P VCC3
M05
O PD22
W01
P VCCD
AC07 IO AD24
AF08 IO AD18
C10
IO HD49
F12
P VCC3
M06
O PD19
W02
P VCCV1
AC08 IO AD23
AF09
P GND
C11
IO HD43
F13
P GND
M21
P GND
W03
O TVVS
AC09 IO AD17
AF10 IO SERR#
C12
IO HD28
F14
P GND
M22
IO MD34
W04
O XLTO
AC10 IO IRDY#
AF11 IO AD12
C13
IO HD26
F16
P GND
M23
IO MD00
W05
O INTA#
AC11 IO AD15
AF12 IO CBE0#
C14
P GND
F17
P VCC3
M24
IO MD05
W06
P VCC3
AC12 IO AD11
AF13 IO AD03
C15
IO HD20
F18
P VCCI
M25
IO MD36
W21
O RAS5# / CS5#
AC13 IO AD06
AF14 IO AD00
C16
IO HD09
F19
P VTT
M26
IO MD04
W22
P VSUS3
AC14 IO AD04
AF15 IO PCKRUN#
C17
IO HD05
F20
P VCC3
N01
IO VD14
W23
O CAS1# / DQM1
AC15
I
PREQ#AF16 IO MD62
C18
IO HD04
F21
P GND
N02
IO VD13
W24
P GND
AC16 IO MD31
AF17 IO MD28
C19
P GND
F22
IO HA15
N03
P GND
W25
O CAS5# / DQM5
AC17 IO MD60
AF18
P GND
C20
IO HA27
F23
IO HREQ1#
N04
IO VD15
W26
O CAS4# / DQM4
AC18 IO MD25
AF19 IO MD24
C21
IO HA31
F24
IO HREQ2#
N05
IO VD12
Y01
P GNDV1
AC19 IO MD23
AF20 IO MD53
C22
IO HA19
F25
IO HREQ3#
N06
P GND
Y02
P VCCV2
AC20 IO MD52
AF21 IO MD51
C23
IO HA16
F26
IO DEFER#
N21
P GND
Y03
A VLF1
AC21 IO MD49
AF22 IO MD17
C24
IO HA09
G01
O EBLT
N22
IO MD39
Y04
I
XLTI
AC22
I
SUST#
AF23
O CAS7# / DQM7
C25
IO HA11
G02
O PD00
N23
IO MD37
Y05
IO NC
AC23 P GND
AF24
O CAS2# / DQM2
C26
IO HA08
G03
O FLM
N24
IO MD07
Y06
P VCC3
AC24 O MA07 / strap
AF25
O MA14 / strap
D01
P VCCR
G04
O SCLK
N25
IO MD38
Y21
P VCC3
AC25 O MA06 / strap
AF26
P GND
Center GND Pins (28 pins): L11, L13-14, L16, M12-15, N11-16, P11-16, R12-15, T11, T13-14, T16
Center VCC3 Pins (8 pins): L12, L15, M11, M16, R11, R16, T12, T15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com