Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VT8601 Datasheet(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # VT8601
Description  Single-Chip Slot-1 / Socket-370 PCI North Bridge With Integrated AGP 2D / 3D Graphics Accelerator and Advanced Memory Controller
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

VT8601 Datasheet(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button VT8601 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers VT8601 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 144 page
background image
VT8601 Apollo ProMedia
Revision 1.3 September 8, 1999
-14-
Pinouts
7HFKQRORJLHV ,QF
:H&
:H&RRQQHFW
QQHFW
Figure 3. VT8601 Pin List (Alphabetical Order)
Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Name Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Name
Pin #
Pin Names
Pin #
Pin Name
AF14 IO AD00
M21
P GND
D17
IO HD08
AC25 O MA06 / strap
B03
-
NC
U25
O SWEB#/MWEB# / CKE2
AE14 IO AD01
N03
P GND
C16
IO HD09
AC24 O MA07 / strap
B04
-
NC
U26
O SWEC#/MWEC# / CKE0
AE13 IO AD02
N06
P GND
B17
IO HD10
AD26 O MA08 / strap
B05
-
NC
AD10 IO TRDY#
AF13 IO AD03
N21
P GND
D16
IO HD11
AD25 O MA09 / strap
C03
-
NC
V04
O TVCLK
AC14 IO AD04
P01
P GND
A17
IO HD12
AE26
O MA10 / strap
C04
-
NC
V01
O TVD0
AB14 IO AD05
P06
P GND
A15
IO HD13
AD24 O MA11 / strap
C05
-
NC
V02
O TVD1
AC13 IO AD06
P21
P GND
E16
IO HD14
AE24
O MA12 / strap
Y05
-
NC
U05
O TVD2
AB13 IO AD07
T21
P GND
D19
IO HD15
AE25
O MA13 / strap
AA03
-
NC
V03
O TVD3
AE12 IO AD08
V26
P GND
A14
IO HD16
AF25
O MA14 / strap
AA04
-
NC
T05
O TVD4
AD12 IO AD09
W24
P GND
E18
IO HD17
K22
I
MCLKI
AA05
-
NC
U04
O TVD5
AB12 IO AD10
AA06 P GND
E17
IO HD18
J22
O MCLKO
AB01
-
NC
T06
O TVD6
AC12 IO AD11
AA13 P GND
B14
IO HD19
M23
IO MD00
AB02
-
NC
U02
O TVD7
AF11 IO AD12
AA14 P GND
C15
IO HD20
K25
IO MD01
AB03
-
NC
V05
O TVHS
AE11 IO AD13
AA15 P GND
E14
IO HD21
L26
IO MD02
AB04
-
NC
W03
O TVVS
AD11 IO AD14
AA21 P GND
B11
IO HD22
L25
IO MD03
AC01
-
NC
F07
P VCC3
AC11 IO AD15
AC04 P GND
D14
IO HD23
M26
IO MD04
AB10 IO PAR
F10
P VCC3
AA08 IO AD16
AC23 P GND
B15
IO HD24
M24
IO MD05
AF15 IO PCKRUN#
F12
P VCC3
AC09 IO AD17
AD08 P GND
D13
IO HD25
N26
IO MD06
AB15
I
PCLK
F17
P VCC3
AF08 IO AD18
AD13 P GND
C13
IO HD26
N24
IO MD07
G02
O PD00
F20
P VCC3
AE08 IO AD19
AD19 P GND
E09
IO HD27
P23
IO MD08
H02
O PD01
G06
P VCC3
AE07 IO AD20
AF01
P GND
C12
IO HD28
P25
IO MD09
H01
O PD02
G21
P VCC3
AB08 IO AD21
AF09
P GND
D12
IO HD29
R23
IO MD10
J02
O PD03
H06
P VCC3
AF07 IO AD22
AF18
P GND
E15
IO HD30
R25
IO MD11
J01
O PD04
K21
P VCC3
AC08 IO AD23
AF26
P GND
A13
IO HD31
P22
IO MD12
H04
O PD05
L04
P VCC3
AC07 IO AD24
L21
P GNDA
B12
IO HD32
T23
IO MD13
K06
O PD06
T04
P VCC3
AB07 IO AD25
L22
P GNDA
B13
IO HD33
T25
IO MD14
J04
O PD07
U21
P VCC3
AF06 IO AD26
A01
P GNDRGB
A12
IO HD34
T22
IO MD15
J03
O PD08
W06
P VCC3
AE06 IO AD27
B01
P GNDS
E13
IO HD35
AD22 IO MD16
L05
O PD09
Y06
P VCC3
AD06 IO AD28
Y01
P GNDV1
D11
IO HD36
AF22 IO MD17
K02
O PD10
Y21
P VCC3
AC06 IO AD29
AA01 P GNDV2
D10
IO HD37
AB21 IO MD18
J05
O PD11
AA07 P VCC3
AB06 IO AD30
AB05 O GNT0#
A11
IO HD38
AE21 IO MD19
K01
O PD12
AA10 P VCC3
AF05 IO AD31
AF04
O GNT1#
E10
IO HD39
AB20 IO MD20
K03
O PD13
AA17 P VCC3
J24
IO ADS#
AF03
O GNT2#
E08
IO HD40
AD20 IO MD21
L06
O PD14
AA20 P VCC3
D02
A BLUE
AE03
O GNT3#
C09
IO HD41
AE20 IO MD22
L02
O PD15
U06
P VCC5
D26
IO BNR#
AE02
O GNT4#
D09
IO HD42
AC19 IO MD23
K05
O PD16
H21
P VCCA
E26
IO BPRI#
AD02 O GNT5#
C11
IO HD43
AF19 IO MD24
L01
O PD17
H22
P VCCA
J25
O BREQ0#
AD03 O GNT6#
B10
IO HD44
AC18 IO MD25
L03
O PD18
W01
P VCCD
V23
O CAS0# / DQM0
AE01
O GNT7#
A10
IO HD45
AE18 IO MD26
M06
O PD19
F09
P VCCI
W23
O CAS1# / DQM1
D03
A GRN
E07
IO HD46
AD17 IO MD27
K04
O PD20
F18
P VCCI
AF24
O CAS2# / DQM2
E12
P GTLREF
D08
IO HD47
AF17 IO MD28
M04
O PD21
J06
P VCCI
AE23
O CAS3# / DQM3
E21
P GTLREF
B08
IO HD48
AB17 IO MD29
M05
O PD22
J21
P VCCI
W26
O CAS4# / DQM4
A25
IO HA03
C10
IO HD49
AE16 IO MD30
M01
O PD23
V06
P VCCI
W25
O CAS5# / DQM5
D24
IO HA04
B06
IO HD50
AC16 IO MD31
AD15 O PGNT#
V21
P VCCI
AD23 O CAS6# / DQM6
B25
IO HA05
B09
IO HD51
K26
IO MD32
K24
PLLTST
AA09 P VCCI
AF23
O CAS7# / DQM7
B26
IO HA06
F08
IO HD52
L23
IO MD33
AC15
I
PREQ#
AA18 P VCCI
AF12 IO CBE0#
E23
IO HA07
D06
IO HD53
M22
IO MD34
AD14
I
PWROK
D01
P VCCR
AB11 IO CBE1#
C26
IO HA08
D07
IO HD54
L24
IO MD35
Y26
O RAS0# / CS0#
C01
P VCCS
AD09 IO CBE2#
C24
IO HA09
C07
IO HD55
M25
IO MD36
Y25
O RAS1# / CS1#
W02
P VCCV1
AD07 IO CBE3#
A23
IO HA10
E05
IO HD56
N23
IO MD37
Y24
O RAS2# / CS2#
Y02
P VCCV2
E04
A COMP
C25
IO HA11
A07
IO HD57
N25
IO MD38
Y23
O RAS3# / CS3#
U03
IO VCLK
A19
O CPURST#
D22
IO HA12
E06
IO HD58
N22
IO MD39
Y22
O RAS4# / CS4#
R06
IO VD00
E22
O CPURSTD#
B24
IO HA13
B07
IO HD59
P26
IO MD40
W21
O RAS5# / CS5#
T02
IO VD01
H26
IO DBSY#
D25
IO HA14
C06
IO HD60
P24
IO MD41
C02
A RED
T01
IO VD02
H03
O DE / GMD11
F22
IO HA15
D05
IO HD61
R26
IO MD42
AC05
I
REQ0#
R05
IO VD03
F26
IO DEFER#
C23
IO HA16
A06
IO HD62
R24
IO MD43
AD05
I
REQ1#
R02
IO VD04
AB09 IO DEVSEL#
D21
IO HA17
A08
IO HD63
R22
IO MD44
AE04
I
REQ2#
R04
IO VD05
J23
IO DRDY#
A20
IO HA18
G24
IO HIT#
T26
IO MD45
AD04
I
REQ3#
R01
IO VD06
G01
O EBLT
C22
IO HA19
G26
I
HITM#
T24
IO MD46
AF02
I
REQ4#
R03
IO VD07
F04
I
ETST#
A21
IO HA20
G23
I
HLOCK#
U23
IO MD47
AC02
I
REQ5#
P05
IO VD08
F01
O EVDD
B23
IO HA21
E24
IO HREQ0#
AE22 IO MD48
AC03
I
REQ6#
P02
IO VD09
H05
O EVEE
A22
IO HA22
F23
IO HREQ1#
AC21 IO MD49
AD01
I
REQ7#
P03
IO VD10
G03
O FLM
B21
IO HA23
F24
IO HREQ2#
AD21 IO MD50
AE15
I
RESET#
P04
IO VD11
AE09 IO FRAME#
E20
IO HA24
F25
IO HREQ3#
AF21 IO MD51
H23
IO RS0#
N05
IO VD12
A09
P GND
B22
IO HA25
E25
IO HREQ4#
AC20 IO MD52
K23
IO RS1#
N02
IO VD13
A18
P GND
B19
IO HA26
E02
O HSYNC
AF20 IO MD53
H25
IO RS2#
N01
IO VD14
A26
P GND
C20
IO HA27
G25
IO HTRDY#
AB19 IO MD54
U22
O SCASA#
N04
IO VD15
B02
P GND
A24
IO HA28
M02
O IMIO
AE19 IO MD55
V25
O SCASB# / CKE3
T03
IO VHS
C08
P GND
B20
IO HA29
M03
I
IMIIN
AB18 IO MD56
V24
O SCASC# / CKE1
Y03
A VLF1
C14
P GND
D20
IO HA30
W05
O INTA#
AD18 IO MD57
G04
O SCLK
AA02 A VLF2
C19
P GND
C21
IO HA31
AC10 IO IRDY#
AA19 IO MD58
F03
IO SCL
AA22 P VSUS2
D04
P GND
G22
I
HCLK
E03
A IRSET
AE17 IO MD59
F02
IO SDA
V22
P VSUS3
D23
P GND
E19
IO HD00
AE05 IO LOCK#
AC17 IO MD60
AF10 IO SERR#
W22
P VSUS3
F06
P GND
B18
IO HD01
G05
O LP
AD16 IO MD61
AA24 O SRASA#
AB22
P VSUS3
F13
P GND
B16
IO HD02
AA23 O MA00 / strap
AF16 IO MD62
AA25 O SRASB# / CKE5
E01
O VSYNC
F14
P GND
A16
IO HD03
AB23 O MA01 / strap
AB16 IO MD63
AA26 O SRASC# / CKE4
E11
P VTT
F16
P GND
C18
IO HD04
AB26 O MA02 / strap
A02
-
NC
AE10 IO STOP#
F19
P VTT
F21
P GND
C17
IO HD05
AB25 O MA03 / strap
A03
-
NC
F05
I
SUSP
U01
IO VVS
H24
P GND
D18
IO HD06
AB24 O MA04 / strap
A04
-
NC
AC22
I
SUST#
Y04
I
XLTI
J26
P GND
D15
IO HD07
AC26 O MA05 / strap
A05
-
NC
U24
O SWEA# / MWEA#
W04
O XLTO
Center GND Pins (28 pins): L11, L13-14, L16, M12-15, N11-16, P11-16, R12-15, T11, T13-14, T16
Center VCC3 Pins (8 pins): L12, L15, M11, M16, R11, R16, T12, T15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com