Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AS3676 Datasheet(PDF) 85 Page - ams AG

Part # AS3676
Description  Flexible Lighting Management
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSCO [ams AG]
Direct Link  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3676 Datasheet(HTML) 85 Page - ams AG

Back Button AS3676 Datasheet HTML 81Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 82Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 83Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 84Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 85Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 86Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 87Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 88Page - ams AG AS3676 Datasheet HTML 89Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 92 page
background image
www.austriamicrosystems.com/AS3676
1v1-4
84 - 91
AS3676
Datasheet - R e g i s t e r M a p
Audio output
48h
00h
curr4x_a
ud_on
rgbx_au
d_on
curr126_
aud_on
aud_amplitude
GPIO output 2
50h
00h
gpi_curr
43_en
gpi_curr
42_en
gpi_curr
41_en
gpi_rgb3
_en
gpi_rgb2
_en
gpi_rgb1
_en
gpio2_o
ut
gpio1_o
ut
GPIO signal 2
51h
00h
gpi_curr
43_in
gpi_curr
42_in
gpi_curr
41_in
gpi_rgb3
_in
gpi_rgb2
_in
gpi_rgb1
_in
gpio2_ in gpio1_in
Adder Current 4
52h
00h
adder_current4
(can be enabled for CURR33)
CURR3x audio
source
53h
00h curr33_aud_src[1:0
]
curr32_aud_src[1:0
]
curr31_aud_src[1:0
]
curr30_aud_src[1:0
]
Pattern End
54h
00h
pattern_
end
Audio Control 2
55h
00h
audio_source
audio_speed_up
DLS mode
control1
56h
00h
rgb3_on
_dls
rgb2_on
_dls
rgb1_on
_dls
curr33_o
n_dls
curr32_o
n_dls
curr31_o
n_dls
curr30_o
n_dls
DLS mode
control2
57h
00h curr6_on
_dls
curr43_o
n_dls
curr42_o
n_dls
curr41_o
n_dls
curr2_on
_dls
curr1_on
_dls
ALS control
90h
00h
amb_gain
amb_on
ALS filter
91h
00h
amb_filter_down
amb_filter_up
ALS offset
92h
00h
amb_offset
ALS result
93h
00h
amb_result
ALS curr12 group
94h
00h
curr2_amb_group
curr1_amb_group
ALS rgb group
95h
00h
curr6_amb_group
rgb3_amb_group
rgb2_amb_group
rgb1_amb_group
ALS curr3x group
96h
00h
curr33_amb_group curr32_amb_group curr31_amb_group curr30_amb_group
ALS curr4x group
97h
00h
curr43_amb_group curr42_amb_group curr41_amb_group
ALS group 1 Y0
98h
00h
group1_y0
ALS group 1 Y3
99h
00h
group1_y3
ALS group 1 X1
9Ah
00h
group1_x1
ALS group 1 K1
9Bh
00h
group1_k1
ALS group 1 X2
9Ch
00h
group1_x2
ALS group 1 K2
9Dh
00h
group1_k2
ALS group 2 Y0
9Eh
00h
group2_y0
ALS group 2 Y3
9Fh
00h
group2_y3
ALS group 2 X1
A0h
00h
group2_x1
ALS group 2 K1
A1h
00h
group2_k1
ALS group 2 X2
A2h
00h
group2_x2
ALS group 2 K2
A3h
00h
group2_k2
ALS group 3 Y0
A4h
00h
group3_y0
ALS group 3 Y3
A5h
00h
group3_y3
ALS group 3 X1
A6h
00h
group3_x1
Table 121. Registermap
Register
Definition
Content
Name
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com